công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HPWWSSP08 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Hubbell Incorporated.

tên linh kiện HPWWSSP08
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wire Basket Tray System Cable Management
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUBBELL [Hubbell Incorporated.]
Trang chủ  https://www.hubbell.com/
Logo HUBBELL - Hubbell Incorporated.

HPWWSSP08 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Hubbell Incorporated.

Back Button HPWWSSP08 Datasheet HTML 2Page - Hubbell Incorporated. HPWWSSP08 Datasheet HTML 3Page - Hubbell Incorporated. HPWWSSP08 Datasheet HTML 4Page - Hubbell Incorporated. HPWWSSP08 Datasheet HTML 5Page - Hubbell Incorporated. HPWWSSP08 Datasheet HTML 6Page - Hubbell Incorporated. HPWWSSP08 Datasheet HTML 7Page - Hubbell Incorporated. HPWWSSP08 Datasheet HTML 8Page - Hubbell Incorporated. HPWWSSP08 Datasheet HTML 9Page - Hubbell Incorporated. HPWWSSP08 Datasheet HTML 10Page - Hubbell Incorporated. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Under Floor Wire Basket Tray
Round Cross-Wire Design
Features
• T-weld construction prevents snags
• 5mm round wire on smaller sizes
• High load rating
• 100% recycled steel
• Use factory support hardware or fabricate
supports on the job site
• 2" x 4" mesh opening
• Painted tray includes factory installed
masking to assure proper grounding at
splices; no need to remove paint
during installation
Height
Length
Width
6"
12"
22"
2"
2'
HPWU020602
HPWU021202
HPWU022202
4'
HPWU020604
HPWU021204
HPWU022204
6'
HPWU020606
HPWU021206
HPWU022206
4"
2'
HPWU040602
HPWU041202
HPWU042202
4'
HPWU040604
HPWU041204
HPWU042204
6'
HPWU040606
HPWU041206
HPWU042206
6"
2'
HPWU060602
HPWU061202
HPWU062202
4'
HPWU060604
HPWU061204
HPWU062204
6'
HPWU060606
HPWU061206
HPWU062206
8"
2'
–
HPWU081202
HPWU082202
4'
–
HPWU081204
HPWU082204
6'
–
HPWU081206
HPWU082206
Flat
2'
–
–
HPWU002202
Accessories
Description
Contents
Height
Catalog No.
Pedestal, U-clamp
1 clamp
–
HPWWPCL
Pedestal, kit
2 clamps, 1 cross bar
–
HPWWPKT
Support, pre-galvanized
1 24" sawhorse style support that
mounts onto floor
4"
HPWWUST04
6"
HPWWUST06
8"
HPWWUST08
10"
HPWWUST10
12"
HPWWUST12
14"
HPWWUST14
16"
HPWWUST16
18"
HPWWUST18
20"
HPWWUST20
22"
HPWWUST22
24"
HPWWUST24
26"
HPWWUST26
28"
HPWWUST28
30"
HPWWUST30
6
Dimensions in Inches (mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com