| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADP5140WACCZ-R7 bảng dữ liệu(PDF) 122 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADP5140WACCZ-R7 bảng dữ liệu(HTML) 122 Page - Analog Devices |
|
122 / 128 page ![]() ADP5140 Data Sheet Rev. 0 | Page 122 of 128 Bits Bit Name Description Reset Access 0100: 80 µs. 0101: 96 µs. 0110: 112 µs. 0111: 128 µs. 1000: 144 µs. 1001: 160 µs. 1010: 176 µs. 1011: 192 µs. 1100: 208 µs. 1101: 240 µs. 1110: 288 µs. 1111: 352 µs. [3:0] FB1_BLANK_TIME Set the Blank Time for the FB1 Voltage Monitor. 0x2 R/W 0000: 16 µs. 0001: 32 µs. 0010: 48 µs. 0011: 64 µs. 0100: 80 µs. 0101: 96 µs. 0110: 112 µs. 0111: 128 µs. 1000: 144 µs. 1001: 160 µs. 1010: 176 µs. 1011: 192 µs. 1100: 208 µs. 1101: 240 µs. 1110: 288 µs. 1111: 352 µs. Table 122. VOLTAGE_BLANK_TIME1, Register Address: 0x80BC Bits Bit Name Description Reset Access [31:28] RESERVED Reserved. 0x0 R [27:24] FB11_BLANK_TIME Set the Blank Time for the FB11 Voltage Monitor. 0x2 R/W 0000: 16 µs. 0001: 32 µs. 0010: 48 µs. 0011: 64 µs. 0100: 80 µs. 0101: 96 µs. 0110: 112 µs. 0111: 128 µs. |