công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMK04832PAP/EM bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMK04832PAP/EM
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMK04832-SEP Space Grade Ultra-Low-Noise JESD204B/C Dual-Loop Clock Jitter Cleaner
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMK04832PAP/EM bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - Texas Instruments

Back Button LMK04832PAP/EM Datasheet HTML 90Page - Texas Instruments LMK04832PAP/EM Datasheet HTML 91Page - Texas Instruments LMK04832PAP/EM Datasheet HTML 92Page - Texas Instruments LMK04832PAP/EM Datasheet HTML 93Page - Texas Instruments LMK04832PAP/EM Datasheet HTML 94Page - Texas Instruments LMK04832PAP/EM Datasheet HTML 95Page - Texas Instruments LMK04832PAP/EM Datasheet HTML 96Page - Texas Instruments LMK04832PAP/EM Datasheet HTML 97Page - Texas Instruments LMK04832PAP/EM Datasheet HTML 98Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 103 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
64X
0.27
0.17
60X 0.5
PIN 1 ID
0.09-0.20
TYP
0.15
0.05
0 -7
0 MIN
4X 7.5
TYP
12.2
11.8
4.44
3.64
B
10.2
9.8
A
10.2
9.8
0.75
0.45
0.25
GAGE PLANE
1.2 MAX
(1)
(0.15) TYP
NOTE 4
(0.15) TYP
NOTE 4
PLASTIC QUAD FLATPACK
PLASTIC QUAD FLATPACK
PowerPAD
- 1.2 mm max height
PAP0064M
4221602/A 07/2014
0.08
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration MS-026, variation ACD.
4. Strap features may not be present,
TM
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
1
16
17
32
33
48
49
64
0.08
C A
B
SEE DETAIL A
SEATING PLANE
DETAIL A
SCALE: 12
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 1.500
EXPOSED
THERMAL PAD
LMK04832-SEP
SNAS838 – OCTOBER 2022
www.ti.com
94
Submit Document Feedback
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMK04832-SEP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com