| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LMK04832PAP/EM bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMK04832PAP/EM bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Texas Instruments |
|
71 / 103 page ![]() 8.6.2.7.3 CLKin2_R Table 8-59. CLKin2_R[13:0] MSB LSB 0x157[5:0] / CLKin2_R[13:8] 0x158[7:0] / CLKin2_R[7:0] Table 8-60. Registers 0x157 and 0x158 REGISTER BIT NAME POR DEFAULT DESCRIPTION 0x157 7:6 NA 0 Reserved 0x157 5:0 CLKin2_R[13:8] 0 The value of PLL1 N counter when CLKin2 is selected. Field Value Divide Value 0 (0x00) Reserved 1 (0x01) 1 0x158 7:0 CLKin2_R[7:0] 150 2 (0x02) 2 ... ... 16382 (0x3FFE) 16382 16383 (0x3FFF) 16383 8.6.2.7.4 PLL1_N Table 8-61. PLL1_N[13:0] MSB LSB 0x159[5:0] / PLL1_N[13:8] 0x15A[7:0] / PLL1_N[7:0] These registers contain the N divider value for PLL1. Table 8-62. Registers 0x159 and 0x15A REGISTER BIT NAME POR DEFAULT DESCRIPTION 0x159 7:6 NA 0 Reserved 0x159 5:0 PLL1_N[13:8] 0 The value of PLL1 N counter. Field Value Divide Value 0 (0x00) Not Valid 1 (0x01) 1 0x15A 7:0 PLL1_N[7:0] 120 2 (0x02) 2 ... ... 4,095 (0xFFF) 4,095 www.ti.com LMK04832-SEP SNAS838 – OCTOBER 2022 Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated Submit Document Feedback 71 Product Folder Links: LMK04832-SEP |