công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A000066 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện A000066
Giải thích chi tiết về linh kiện  The Arduino UNO R3 is the perfect board to get familiar with electronics and coding.
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

A000066 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  A000066 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers A000066 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers A000066 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers A000066 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers A000066 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers A000066 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers A000066 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers A000066 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers A000066 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
Arduino® UNO R3
5 / 13
Arduino® UNO R3
Modified: 26/08/2022
2.2 Power Consumption
Symbol
Description
Min
Typ
Max
Unit
VINMax
Maximum input voltage from VIN pad
6
-
20
V
VUSBMax
Maximum input voltage from USB connector
-
5.5
V
PMax
Maximum Power Consumption
-
-
xx
mA
3 Functional Overview
3.1 Board Topology
Top view
Board topology
Ref.
Description
Ref.
Description
X1
Power jack 2.1x5.5mm
U1
SPX1117M3-L-5 Regulator
X2
USB B Connector
U3
ATMEGA16U2 Module
PC1
EEE-1EA470WP 25V SMD Capacitor
U5
LMV358LIST-A.9 IC
PC2
EEE-1EA470WP 25V SMD Capacitor
F1
Chip Capacitor, High Density
D1
CGRA4007-G Rectifier
ICSP
Pin header connector (through hole 6)
J-ZU4
ATMEGA328P Module
ICSP1
Pin header connector (through hole 6)
Y1
ECS-160-20-4X-DU Oscillator



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com