công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPFS250T-FCVG784I bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MPFS250T-FCVG784I
Giải thích chi tiết về linh kiện  PolarFire SoC Advanced Datasheet
PDF  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MPFS250T-FCVG784I bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Microchip Technology

Back Button MPFS250T-FCVG784I Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784I Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784I Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784I Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784I Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784I Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784I Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784I Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784I Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 128 page
background image
Condition (V)
AC (VIN) Overshoot Duration as % at TJ = 100 °C
1.95
100
2
100
2.05
100
2.1
100
2.15
100
2.2
100
2.25
90
2.3
30
2.35
7.5
2.4
1.9
Note: Overshoot level is for VDDI at 1.8 V.
The following table lists the maximum AC input voltage (VIN) undershoot duration for HSIO.
Table 9 • Maximum Undershoot During Transitions for HSIO
Condition (V)
AC (VIN) Undershoot Duration as % at TJ = 100 °C
–0.05
100
–0.1
100
–0.15
100
–0.2
100
–0.25
100
–0.3
100
–0.35
100
–0.4
100
–0.45
44
–0.5
14
–0.55
4.8
–0.6
1.6
The following table lists the maximum AC input voltage (VIN) overshoot duration for GPIO.
10
Microsemi Proprietary and Confidential. DS0147 Revision 1.0
DC Characteristics



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com