công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FXLS8967AFR3 bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện FXLS8967AFR3
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Axis Low-g Accelerometer
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

FXLS8967AFR3 bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - NXP Semiconductors

Back Button FXLS8967AFR3 Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors FXLS8967AFR3 Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors FXLS8967AFR3 Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors FXLS8967AFR3 Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors FXLS8967AFR3 Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors FXLS8967AFR3 Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors FXLS8967AFR3 Datasheet HTML 69Page - NXP Semiconductors FXLS8967AFR3 Datasheet HTML 70Page - NXP Semiconductors FXLS8967AFR3 Datasheet HTML 71Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 98 page
background image
NXP Semiconductors
FXLS8967AF
3-Axis Low-g Accelerometer
ORIENT_THS[4:0] value
Threshold angle (approx.)
00h
0.0°
01h
1.8°
02h
3.8°
03h
5.9°
04h
8.1°
05h
10.5°
06h
13.0°
07h
15.6°
08h
18.4°
09h
21.4°
0Ah
24.4°
0Bh
27.6°
0Ch
31.0°
0Dh
34.4°
0Eh
37.9°
0Fh
41.4°
10h
45.0°
11h
48.6°
12h
52.1°
13h
55.6°
14h
59.0°
15h
62.4°
16h
65.6°
17h
68.6°
18h
71.6°
19h
74.4°
1Ah
77.0°
1Bh
79.5°
1Ch
81.9°
1Dh
84.1°
1Eh
86.2°
1Fh
88.2°
Table 93. Orientation change trip angles look-up table
FXLS8967AF
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2021. All rights reserved.
Preliminary data sheet
Rev. 1.3 — 22 October 2021
67 / 98



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com