công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NVMJS1D7N04C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NVMJS1D7N04C
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET ??Power, Single N-Channel 40 V, 1.7 m, 185 A
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NVMJS1D7N04C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
NVMJS1D7N04C
www.onsemi.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 1. On−Region Characteristics
Figure 2. Transfer Characteristics
VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (V)
VGS, GATE−TO−SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 3. On−Resistance vs. Gate−to−Source
Voltage
Figure 4. On−Resistance vs. Drain Current and
Gate Voltage
VGS, GATE−TO−SOURCE VOLTAGE (V)
ID, DRAIN CURRENT (A)
Figure 5. On−Resistance Variation with
Temperature
Figure 6. Drain−to−Source Leakage Current
vs. Voltage
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (V)
4.0 V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
TJ = −55°C
TJ = 25°C
ID = 50 A
TJ = 25°C
VGS = 10 V
VGS = 10 V
ID = 50 A
TJ = 125°C
TJ = 85°C
5.2 V
VDS = 10 V
TJ = 150°C
VGS = 6 V to 10 V
0
40
80
120
160
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
200
4.4 V
4.8 V
0
25
50
75
100
150
175
200
01
2
3
4
5
7
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
3
4
5
6
7
8
9
10
10
30
50
70
90
110
130
1.60
1.50
1.30
1.20
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.8
2.0
−50 −25
0
25
50
75
100 125 150 175
1.E−07
510
20
30
40
1.55
1.40
1.25
6
125
150
1.35
1.45
1.6
15
25
35
1.E−06
1.E−05
1.E−04



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com