công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NVMJS1D7N04C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NVMJS1D7N04C
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET ??Power, Single N-Channel 40 V, 1.7 m, 185 A
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NVMJS1D7N04C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NVMJS1D7N04C Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
NVMJS1D7N04C
www.onsemi.com
4
TYPICAL CHARACTERISTICS
1
10
100
1000
1
10
100
Figure 7. Capacitance Variation
Figure 8. Gate−to−Source Voltage vs. Charge
VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (V)
QG, GATE CHARGE (nC)
Figure 9. Resistive Switching Time Variation
vs. Gate Resistance
Figure 10. Diode Forward Voltage vs. Current
RG, GATE RESISTANCE (W)
VSD, SOURCE−TO−DRAIN VOLTAGE (V)
Figure 11. Safe Operating Area
Figure 12. IPEAK vs. Time in Avalanche
VDS (V)
TIME IN AVALANCHE (s)
VGS = 0 V
TJ = 25°C
f = 1 MHz
CISS
COSS
CRSS
VDS = 20 V
TJ = 25°C
ID = 50 A
QGS
QGD
VGS = 10 V
VDS = 20 V
ID = 50 A
td(off)
td(on)
tf
tr
TJ = 125°C
TJ = 25°C TJ = −55°C
TJ = 100°C
TJ = 25°C
RDS(on) Limit
Thermal Limit
Package Limit
500 ms
1 ms
10 ms
TC = 25°C
VGS ≤ 10 V
Single Pulse
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1E−41E−310E−2
0
2
4
6
8
10
010
15
20
30
35
40
50
1.E+01
010
20
30
40
1
10
100
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
5
152535
1.E+02
1.E+03
1.E+04
525
45
1
3
5
7
9
0.4
TJ = 150°C
VGS = 0 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com