công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC5644BCFCLU1 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC5644BCFCLU1
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5646C Microcontroller Datasheet
PDF  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC5644BCFCLU1 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 116 page
background image
Package pinouts and signal descriptions
MPC5646C Microcontroller DataSheet, Rev. 7
NXP Semiconductors
11
Figure 4. 256-pin BGA configuration
3.1
Pad types
In the device the following types of pads are available for system pins and functional port pins:
S = Slow1
M = Medium1, 2
1234
5678
9
10
11
12
13
14
15
16
A
PC[15]
PB[2]
PC[13]
PI[1]
PE[7]
PH[8]
PE[2]
PE[4]
PC[4]
PE[3]
PH[9]
PI[4]
PH[11]
PE[14]
PA[10]
PG[11]
A
B
PH[13]
PC[14]
PC[8]
PC[12]
PI[3]
PE[6]
PH[5]
PE[5]
PC[5]
PC[0]
PC[2]
PH[12]
PG[10]
PA[11]
PA[9]
PA[8]
B
C
PH[14]
VDD_HV_
A
PC[9]
PL[0]
PI[0]
PH[7]
PH[6]
VSS_LV
VDD_HV_
A
PA[5]
PC[3]
PE[15]
PG[14]
PE[12]
PA[7]
PE[13]
C
D
PG[5]
PI[6]
PJ[4]
PB[3]
PK[15]
PI[2]
PH[4]
VDD_LV
PC[1]
PH[10]
PA[6]
PI[5]
PG[15]
PF[14]
PF[15]
PH[2]
D
E
PG[3]
PI[7]
PH[15]
PG[2]
VDD_LV
VSS_LV
PK[10]
PK[9]
PM[1]
PM[0]
PL[15]
PL[14]
PG[0]
PG[1]
PH[0]
VDD_HV_
A
E
F
PA[2]
PG[4]
PA[1]
PE[1]
PL[2]
PM[6]
PL[1]
PK[11]
PM[5]
PL[13]
PL[12]
PM[2]
PH[1]
PH[3]
PG[12]
PG[13]
F
G
PE[8]
PE[0]
PE[10]
PA[0]
PL[3]
VSS_HV
VSS_HV
VSS_HV
VSS_HV
VSS_HV
VSS_HV
PK[12]
VDD_HV_
B
PI[13]
PI[12]
PA[3]
G
H
PE[9]
VDD_HV_
A
PE[11]
PK[1]
PL[4]
VSS_LV
VSS_LV
VSS_HV
VSS_HV
VSS_HV
VSS_HV
PK[13]
VDD_HV_
A
VDD_LV
VSS_LV
PI[11]
H
J
VSS_HV
VRC_CTR
L
VDD_LV
PG[9]
PL[5]
VSS_LV
VSS_LV
VSS_LV
VSS_HV
VSS_HV
VSS_HV
PK[14]
PD[15]
PI[8]
PI[9]
PI[10]
J
K
RESET
VSS_LV
PG[8]
PC[11]
PL[6]
VSS_LV
VSS_LV
VSS_LV
VSS_LV
VDD_LV
VDD_LV
PM[3]
PD[14]
PD[13]
PB[14]
PB[15]
K
L
PC[10]
PG[7]
PB[0]
PK[2]
PL[7]
VSS_LV
VSS_LV
VSS_LV
VSS_LV
VDD_LV
VDD_LV
PM[4]
PD[12]
PB[12]
PB[13]
VDD_HV_
ADC1
L
M
PG[6]
PB[1]
PK[4]
PF[9]
PK[5]
PK[6]
PK[7]
PK[8]
PL[8]
PL[9]
PL[10]
PL[11]
PB[11]
PD[10]
PD[11]
VSS_HV_
ADC1
M
N
PK[3]
PF[8]
PC[6]
PC[7]
PJ[13]
VDD_HV_
A
PB[10]
PF[6]
VDD_HV_
A
PJ[1]
PD[2]
PJ[5]
PB[5]
PB[6]
PJ[6]
PD[9]
N
P
PF[12]
PF[10]
PF[13]
PA[14]
PJ[9]
PA[12]
PF[0]
PF[5]
PF[7]
PJ[3]
PI[15]
PD[4]
PD[7]
PD[8]
PJ[8]
PJ[7]
P
R
PF[11]
PA[15]
PJ[11]
PJ[15]
PA[13]
PF[2]
PF[3]
PF[4]
VDD_LV
PJ[2]
PJ[0]
PD[0]
PD[3]
PD[6]
VDD_HV_
ADC0
PB[7]
R
T
PJ[12]
PA[4]
PK[0]
PJ[14]
PJ[10]
PF[1]
XTAL
EXTAL
VSS_LV
PB[9]
PB[8]
PI[14]
PD[1]
PD[5]
VSS_HV_
ADC0
PB[4]
T
1234
5678
9
10
11
12
13
14
15
16
Notes:
1) VDD_HV_B supplies the IO voltage domain for the pins PE[12], PA[11], PA[10], PA[9], PA[8], PA[7], PE[13], PF[14], PF[15], PG[0],
PG[1], PH[3], PH[2], PH[1], PH[0], PG[12], PG[13], PA[3], PM[3] and PM[4].
2)Availability of port pin alternate functions depends on product selection.
1. See the I/O pad electrical characteristics in the device data sheet for details.
2. All medium and fast pads are in slow configuration by default at reset and can be configured as fast or medium. For example,
Fast/Medium pad will be Medium by default at reset. Similarly, Slow/Medium pad will be Slow by default. Only exception is PC[1]
which is in medium configuration by default (refer to PCR.SRC in the reference manual, Pad Configuration Registers
(PCR0—PCR198)).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com