công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC5644BCFCLU1 bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC5644BCFCLU1
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5646C Microcontroller Datasheet
PDF  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC5644BCFCLU1 bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1 Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 116 page
background image
Electrical Characteristics
MPC5646C Microcontroller DataSheet, Rev. 7
NXP Semiconductors
57
Figure 9. Low voltage monitor vs. Reset
4.9
Low voltage domain power consumption
Table 24 provides DC electrical characteristics for significant application modes. These values are indicative values; actual
consumption depends on the application.
Table 23. Low voltage monitor electrical characteristics
Symbol
C
Parameter
Conditions1
1 V
DD = 3.3 V ± 10% / 5.0 V ± 10%, TA = −40 to 125 °C, unless otherwise specified.
Value2
2 All values need to be confirmed during device validation.
Unit
Min
Typ
Max
VPORUP
SR P Supply for functional POR module
—
1.0
—
5.5
V
VPORH
CC P Power-on reset threshold
—
1.5
—
2.6
VLVDHV3H CC T LVDHV3 low voltage detector high threshold
—
2.7
—
2.85
VLVDHV3L
CC T LVDHV3 low voltage detector low threshold
—
2.6
—
2.74
VLVDHV5H CC T LVDHV5 low voltage detector high threshold
—
4.3
—
4.5
VLVDHV5L
CC T LVDHV5 low voltage detector low threshold
—
4.2
—
4.4
VLVDLVCORL CC P LVDLVCOR low voltage detector low threshold
TA = 25 °C,
after trimming
1.12
1.145
1.17
VLVDLVBKPL CC P LVDLVBKP low voltage detector low threshold
1.12
1.145
1.17
VDDHV/LV
VLVDHVxH/LVxH
RESET
VLVDHVxL/LVxL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com