công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC33772ASP3 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PC33772ASP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Battery cell controller IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PC33772ASP3 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button PC33772ASP3 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
NXP Semiconductors
9
33772
Transformer interface
tRES
Slave Response After Write Command (echo)
2.35
μs
Time Between Slave Response Messages (Q)
1.5
μs
Start of Message (S)
500
ns
Start of Message Delay (T)
250
ns
Bit Time (U)
250
ns
Bit Delay (V)
250
ns
Message Duration (R)
21.25
μs
VRDTXINTH
Differential Receiver Threshold
0.74
V
VRDTXINHYS
Differential Receiver Threshold Hysteresis
130
mV
VRDTX(PK_DIFF)
Amplifier Differential Output Voltage
2.5
V
VRDTX_BIAS
Transformer Bias Voltage
• Driver tri-state
2.5
V
Revision
Date
Description of changes
2.0
8/2016
• Added revision history table.
Table 3. Key parameters (continued)
Characteristics noted under SPI mode conditions 5.0 V
≤ VPWR ≤ 30 V, TPL mode: 7.0 V ≤ VPWR ≤ 30 V, -40 °C ≤ TA ≤ 125 °C,
GND = 0 V, unless otherwise stated. Typical values refer to VPWR = 24 V, TA = 25 °C, unless otherwise noted.
Before starting any development, it is recommended to request a copy of the full 33772 data sheet.
Symbol
Characteristic
Typ.
Unit
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com