công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC33772ASP3 bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

PC33772ASP3 Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện PC33772ASP3
tải về  PC33772ASP3 tải về
kích thước tập tin   419.28 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện Battery cell controller IC

PC33772ASP3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PC33772ASP3 Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện PC33772ASP3
tải về  PC33772ASP3 Click to download

kích thước tập tin   419.28 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện Battery cell controller IC

PC33772ASP3 bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors


PC33772ASP3 Thông tin chi tiết sản phẩm

The 33772 is a SMARTMOS lithium ion Battery Cell Controller IC designed for automotive applications, such as hybrid electric (HEV) and electric vehicles (EV) along with industrial applications, such as energy storage systems (ESS), and uninterruptible power supply (UPS) systems. The device performs ADC conversions of the differential cell voltages and current, as well as battery Coulomb counting and battery temperature measurements. The information is digitally transmitted through SPI or transformer isolation to a microcontroller for processing.

Features
•5.0 V ≤ VPWR ≤ 30 V operation, 40 V transient
•3 to 6 cells management
•Isolated 2.0 Mbps differential communication or 4.0 Mbps SPI
•Addressable on initialization
•Synchronized cell voltage/current measurement with Coulomb count
•Total stack voltage measurement
•Seven GPIO/temperature sensor inputs
•5.0 V at 5.0 mA reference supply output
•Automatic over/undervoltage & temperature detection routable to fault pin
•Integrated Sleep mode over/undervoltage & temperature monitoring
•Onboard 300 mA passive cell balancing with diagnostics
•Hot plug capable
•Detection of internal and external faults, as open lines, shorts, and leakages
•Single chip ASIL C capable
•Fully compatible with the MC33771 for max 14 cells

Applications
•Automotive: 12 V and high-voltage battery packs
•E-bikes, e-scooters
•Energy storage systems
•Uninterruptible power supply (UPS)




Số phần tương tự - PC33772ASP3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
PC33702DWB MOTOROLA-PC33702DWB Datasheet
841Kb / 24P
3.0 A Switch-Mode Power Supply with Linear Regulator
PC33702DWB/R2 MOTOROLA-PC33702DWB/R2 Datasheet
841Kb / 24P
3.0 A Switch-Mode Power Supply with Linear Regulator
logo
Freescale Semiconductor...
PC33710EW FREESCALE-PC33710EW Datasheet
1Mb / 17P
Dual Output DC-DC & Linear Regulator IC
PC33710EWR2 FREESCALE-PC33710EWR2 Datasheet
1Mb / 17P
Dual Output DC-DC & Linear Regulator IC
More results


Mô tả tương tự - PC33772ASP3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOZ9004D AOSMD-AOZ9004D Datasheet
473Kb / 16P
Single-Cell Battery Protection IC
AOZ9005D AOSMD-AOZ9005D Datasheet
380Kb / 16P
Single-Cell Battery Protection IC
logo
ams AG
AS8506C AMSCO-AS8506C Datasheet
996Kb / 94P
Battery Cell Monitor and Balancer IC
logo
List of Unclassifed Man...
CW1053 ETC1-CW1053 Datasheet
808Kb / 13P
5-cell battery protection IC
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5093 HMSEMI-HM5093 Datasheet
1Mb / 9P
three-cell battery charging managment IC
logo
NXP Semiconductors
MC33771B NXP-MC33771B Datasheet
563Kb / 29P
Battery cell controller IC
Rev. 6.0-22 June 2020
MC33772B NXP-MC33772B Datasheet
407Kb / 27P
Battery cell controller IC
Rev. 6.0 ??2 April 2020
MC33772C NXP-MC33772C Datasheet
520Kb / 27P
Battery cell controller IC
Rev. 3 ??4 June 2021
logo
Neotec Semiconductor Lt...
NT1724 NEOTEC-NT1724 Datasheet
347Kb / 4P
Battery Protection IC for 2-Cell
V1.05
logo
NXP Semiconductors
MC33771B_SDS NXP-MC33771B_SDS Datasheet
478Kb / 30P
Battery cell controller IC
Rev. 7.0 - 10 May 2021
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.

Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.

NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.

Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.

NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com