công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC33772ASP3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PC33772ASP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Battery cell controller IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PC33772ASP3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  PC33772ASP3 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PC33772ASP3 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
NXP Semiconductors
3
33772
Figure 3. Simplified internal block diagram
Table 1. Orderable part variations
Part number (1)
Communication type
Calibration type
Temperature
Number of cells
Package
PC33772ASP1
SPI version
Type N
-40 °C to 125 °C
Three to six cells
48 Pin LQFP-EP
PC33772ATP1
TPL version
PC33772ASP3
SPI version
Type F
PC33772ATP3
TPL version
PC33772ASP5
SPI version
Type T
PC33772ATP5
TPL version
Notes
1.
To order parts in Tape & Reel, add the R2 suffix to the part number.
SCLK/RDTX_IN-
SO
RDTX_OUT+
RDTX_OUT-
SI/RDTX_IN+
FAULT
RESET
SPI_COM_EN
VCOM
100kHz Osc
100kO
100kO
14 Bit S?
SCL
GNDFLAG
GNDSUB
SI
SO
SCLK
CS
VPRE, VCP, VDDIO
VCOM, VANA, Vbg_HP
14 Bit S?
Digital Control
Data Registers
&
Communication
Interface
6MHz Osc
MC33772
VPWR2
VPRE
TSD
AN0_GPIO0
AN1_GPIO1
Mux
SDA
DGND
VANA
CSB
GPIO Port
Control
AGND
CLK/-
SI/+
VCOM
100kO
VCOM
CGND
ISENSE +
VPRE
100kO
VCP_CNTL
ISENSE -
Input
Swap
Auto
Zero
PGA
VPWR1
100kO
VCOM
VCP
ADC1-A
ADC1-B
ADC2
AN2_GPIO2
AN3_GPIO3
AN4_GPIO4
AN5_GPIO5
AN6_GPIO6
VPWR OV/LV/UV/POR
VPRE
VDDIO
VCP
GNDCP
TEMP
Vbg
CB_6
VANA
CB Control &
Diagnostics
CB Control &
Diagnostics
CB_5
CB_6:5_C
CT_6
CT_5
CB_4
CB Control &
Diagnostics
CB Control &
Diagnostics
CB_3
CB_4:3_C
CT_4
CT_3
CB_2
CB Control &
Diagnostics
CB Control &
Diagnostics
CB_1
CB_2:1_C
CT_2
CT_1
CT_REF
Stack
Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com