công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STLC4420A bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STLC4420A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single chip 802.11b/g/a WLAN radio
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STLC4420A bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button STLC4420A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STLC4420A Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STLC4420A Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STLC4420A Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STLC4420A Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STLC4420A Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STLC4420A Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STLC4420A Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STLC4420A Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 40 page
background image
STLC4420A
Pin descriptions
13/40
UART_SIN
A21
1.8V (VDDD)
digital input
Pull-Down
UART serial input
UART_SOUT
C20
1.8V (VDDD)
digital output
No-Pull
UART serial output
Table 1.
STLC4420A signal descriptions (continued)
Pin name
Pin number
Type
Internal
resistor
Function



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40