công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(PDF) 130 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151VCH6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3, 256KB Flash, 32KB SRAM, 8KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(HTML) 130 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151VCH6 Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 127Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 128Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 129Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 130Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 131Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 132Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 133Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 134Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 130 / 136 page
background image
Part numbering
STM32L151xC STM32L152xC
130/136
DocID022799 Rev 13
8
Part numbering
For a list of available options (speed, package, etc.) or for further information on any aspect
of this device, please contact the nearest ST sales office.
Table 74. STM32L151xC and STM32L152xC ordering information scheme
Example:
STM32
L 151 R C
T
6
D TR
Device family
STM32 = ARM-based 32-bit microcontroller
Product type
L = Low-power
Device subfamily
151: Devices without LCD
152: Devices with LCD
Pin count
C = 48 pins
U = 63 pins
R = 64 pins
V = 100 pins
Flash memory size
C = 256 Kbytes of Flash memory
Package
H = BGA
T = LQFP
Y = WLCSP
U = UFQFPN
Temperature range
6 = Industrial temperature range, –40 to 85 °C
7 = Industrial temperature range, –40 to 105 °C
Options
No character = VDD range: 1.8 to 3.6 V and BOR enabled
D = VDD range: 1.65 to 3.6 V and BOR disabled
Packing
TR = tape and reel
No character = tray or tube



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com