| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 136 page ![]() Pin descriptions STM32L151xC STM32L152xC 44/136 DocID022799 Rev 13 C10 79 52 A3 - PC11 I/O FT PC11 SPI3_MISO/ USART3_RX/ LCD_SEG29/ LCD_SEG41/ LCD_COM5 - B10 80 53 B4 - PC12 I/O FT PC12 SPI3_MOSI/I2S3_SD/ USART3_CK/ LCD_SEG30/ LCD_SEG42/ LCD_COM6 - C9 81 - - - PD0 I/O FT PD0 TIM9_CH1/SPI2_NSS/ I2S2_WS - B9 82 - - - PD1 I/O FT PD1 SPI2_SCK/I2S2_CK - C8 83 54 A4 - PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR/LCD_SEG31 /LCD_SEG43/ LCD_COM7 - B8 84 - - - PD3 I/O FT PD3 SPI2_MISO/ USART2_CTS - B7 85 - - - PD4 I/O FT PD4 SPI2_MOSI/I2S2_SD/ USART2_RTS - A6 86 - - PD5 I/O FT PD5 USART2_TX - B6 87 - - - PD6 I/O FT PD6 USART2_RX - A5 88 - - - PD7 I/O FT PD7 TIM9_CH2/USART2_CK - A8 89 55 C4 39 PB3 I/O FT JTDO TIM2_CH2/SPI1_SCK/ SPI3_SCK/I2S3_CK/ LCD_SEG7/JTDO COMP2_INM A7 90 56 D4 40 PB4 I/O FT NJTRST TIM3_CH1/SPI1_MISO/ SPI3_MISO/LCD_SEG8 /NJTRST COMP2_INP C5 91 57 A5 41 PB5 I/O FT PB5 TIM3_CH2/I2C1_SMBA/ SPI1_MOSI/SPI3_MOSI /I2S3_SD/LCD_SEG9 COMP2_INP Table 9. STM32L151xC and STM32L152xC pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(2) (after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |