công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151VCH6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3, 256KB Flash, 32KB SRAM, 8KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151VCH6 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 136 page
background image
Electrical characteristics
STM32L151xC STM32L152xC
58/136
DocID022799 Rev 13
VBOR3
Brown-out reset threshold 3
Falling edge
2.45
2.55
2.6
V
Rising edge
2.54
2.66
2.7
VBOR4
Brown-out reset threshold 4
Falling edge
2.68
2.8
2.85
Rising edge
2.78
2.9
2.95
VPVD0
Programmable voltage detector
threshold 0
Falling edge
1.8
1.85
1.88
Rising edge
1.88
1.94
1.99
VPVD1
PVD threshold 1
Falling edge
1.98
2.04
2.09
Rising edge
2.08
2.14
2.18
VPVD2
PVD threshold 2
Falling edge
2.20
2.24
2.28
Rising edge
2.28
2.34
2.38
VPVD3
PVD threshold 3
Falling edge
2.39
2.44
2.48
Rising edge
2.47
2.54
2.58
VPVD4
PVD threshold 4
Falling edge
2.57
2.64
2.69
Rising edge
2.68
2.74
2.79
VPVD5
PVD threshold 5
Falling edge
2.77
2.83
2.88
Rising edge
2.87
2.94
2.99
VPVD6
PVD threshold 6
Falling edge
2.97
3.05
3.09
Rising edge
3.08
3.15
3.20
Vhyst
Hysteresis voltage
BOR0 threshold
-
40
-
mV
All BOR and PVD
thresholds excepting BOR0
-
100
-
1. Guaranteed by characterization results.
2. Valid for device version without BOR at power up. Please see option “D” in Ordering information scheme for more details.
Table 15. Embedded reset and power control block characteristics (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com