công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151VCH6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3, 256KB Flash, 32KB SRAM, 8KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151VCH6 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 136 page
background image
Electrical characteristics
STM32L151xC STM32L152xC
62/136
DocID022799 Rev 13
Table 19. Current consumption in Run mode, code with data processing running from RAM
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
Typ
Max(1)
Unit
IDD (Run
from
RAM)
Supply current in
Run mode, code
executed from
RAM, Flash
switched off
fHSE = fHCLK
up to 16 MHz,
included
fHSE = fHCLK/2 above
16 MHz
(PLL ON)(2)
Range 3,
VCORE=1.2 V VOS[1:0]
= 11
1 MHz
185
240
µA
2 MHz
345
410
4 MHz
645
880(3)
Range 2,
VCORE=1.5 V VOS[1:0]
= 10
4 MHz
0.755
1.4
mA
8 MHz
1.5
2.1
16 MHz
33.5
Range 1,
VCORE=1.8 V
VOS[1:0] = 01
8 MHz
1.8
2.8
16 MHz
3.6
4.1
32 MHz
7.15
8.3
HSI clock source (16
MHz)
Range 2,
VCORE=1.5 V VOS[1:0]
= 10
16 MHz
2.95
3.5
Range 1,
VCORE=1.8 V VOS[1:0]
= 01
32 MHz
7.15
8.4
MSI clock, 65 kHz
Range 3,
VCORE=1.2 V VOS[1:0]
= 11
65 kHz
38.5
85
µA
MSI clock, 524 kHz
524 kHz
110
160
MSI clock, 4.2 MHz
4.2 MHz
690
810
1.
Guaranteed by characterization results, unless otherwise specified.
2.
Oscillator bypassed (HSEBYP = 1 in RCC_CR register).
3. Guaranteed by test in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com