công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151VCH6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3, 256KB Flash, 32KB SRAM, 8KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151VCH6 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 136 page
background image
Electrical characteristics
STM32L151xC STM32L152xC
66/136
DocID022799 Rev 13
Table 23. Typical and maximum current consumptions in Stop mode
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max(1) Unit
IDD (Stop
with RTC)
Supply current in
Stop mode with RTC
enabled
RTC clocked by LSI
or LSE external clock
(32.768kHz),
regulator in LP mode,
HSI and HSE OFF
(no independent
watchdog)
LCD
OFF
TA = -40°C to 25°C
VDD = 1.8 V
1.15
-
µA
TA = -40°C to 25°C
1.4
-
TA = 55°C
2
-
TA= 85°C
3.4
10
TA = 105°C
6.35
23
LCD
ON
(static
duty)(2)
TA = -40°C to 25°C
1.55
6
TA = 55°C
2.15
7
TA= 85°C
3.55
12
TA = 105°C
6.3
27
LCD
ON (1/8
duty)(3)
TA = -40°C to 25°C
3.9
10
TA = 55°C
4.65
11
TA= 85°C
6.25
16
TA = 105°C
9.1
44
RTC clocked by LSE
external quartz
(32.768kHz),
regulator in LP mode,
HSI and HSE OFF
(no independent
watchdog(4)
LCD
OFF
TA = -40°C to 25°C
1.5
-
TA = 55°C
2.15
-
TA= 85°C
3.7
-
TA = 105°C
6.75
-
LCD
ON
(static
duty)(2)
TA = -40°C to 25°C
1.6
-
TA = 55°C
2.3
-
TA= 85°C
3.8
-
TA = 105°C
6.85
-
LCD
ON (1/8
duty)(3)
TA = -40°C to 25°C
4
-
TA = 55°C
4.85
-
TA= 85°C
6.5
-
TA = 105°C
9.1
-
LCD
OFF
TA = -40°C to 25°C
VDD = 1.8V
1.2
-
TA = -40°C to 25°C
VDD = 3.0V
1.5
-
TA = -40°C to 25°C
VDD = 3.6V
1.75
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com