công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(PDF) 122 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151VCH6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3, 256KB Flash, 32KB SRAM, 8KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151VCH6 bảng dữ liệu(HTML) 122 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151VCH6 Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics STM32L151VCH6 Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 122 / 136 page
background image
Package information
STM32L151xC STM32L152xC
122/136
DocID022799 Rev 13
7.5
UFBGA100, 7 x 7 mm, 100-ball ultra thin, fine pitch ball grid
array package information
Figure 44. UFBGA100, 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 70. UFBGA100, 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.460
0.530
0.600
0.0181
0.0209
0.0236
A1
0.050
0.080
0.110
0.0020
0.0031
0.0043
A2
0.400
0.450
0.500
0.0157
0.0177
0.0197
A3
0.080
0.130
0.180
0.0031
0.0051
0.0071
A4
0.270
0.320
0.370
0.0106
0.0126
0.0146
b
0.200
0.250
0.300
0.0079
0.0098
0.0118
D
6.950
7.000
7.050
0.2736
0.2756
0.2776
D1
5.450
5.500
5.550
0.2146
0.2165
0.2185
E
6.950
7.000
7.050
0.2736
0.2756
0.2776
E1
5.450
5.500
5.550
0.2146
0.2165
0.2185
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
F
0.700
0.750
0.800
0.0276
0.0295
0.0315
ddd
-
-
0.100
-
-
0.0039



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com