| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H750IB bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H750IB bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - STMicroelectronics |
|
81 / 337 page ![]() PB8 - TIM16_CH1 TIM4_CH3 DFSDM1_ CKIN7 I2C1_SCL - I2C4_SCL SDMMC1_ CKIN UART4_RX FDCAN1_ RX SDMMC2_ D4 ETH_MII_ TXD3 SDMMC1_ D4 DCMI_D6 LCD_B6 EVENT- OUT PB9 - TIM17_CH1 TIM4_CH4 DFSDM1_ DATIN7 I2C1_SDA SPI2_NSS/ I2S2_WS I2C4_SDA SDMMC1_ CDIR UART4_TX FDCAN1_ TX SDMMC2_ D5 I2C4_ SMBA SDMMC1_ D5 DCMI_D7 LCD_B7 EVENT- OUT PB10 - TIM2_CH3 HRTIM_ SCOUT LPTIM2_IN 1 I2C2_SCL SPI2_SCK/ I2S2_CK DFSDM1_ DATIN7 USART3_ TX - QUADSPI_ BK1_NCS OTG_HS_ ULPI_D3 ETH_MII_ RX_ER - - LCD_G4 EVENT- OUT PB11 - TIM2_CH4 HRTIM_ SCIN LPTIM2_ ETR I2C2_SDA - DFSDM1_ CKIN7 USART3_ RX -- OTG_HS_ ULPI_D4 ETH_MII_ TX_EN/ ETH_RMII_ TX_EN - - LCD_G5 EVENT- OUT PB12 - TIM1_BKIN - - I2C2_SMBA SPI2_NSS/ I2S2_WS DFSDM1_ DATIN1 USART3_ CK - FDCAN2_ RX OTG_HS_ ULPI_D5 ETH_MII_ TXD0/ETH_ RMII_TXD0 OTG_HS_ ID TIM1_ BKIN_ COMP12 UART5_ RX EVENT- OUT PB13 - TIM1_CH1N - LPTIM2_ OUT - SPI2_SCK/ I2S2_CK DFSDM1_ CKIN1 USART3_ CTS/ USART3_ NSS - FDCAN2_ TX OTG_HS_ ULPI_D6 ETH_MII_ TXD1/ETH_ RMII_TXD1 -- UART5_ TX EVENT- OUT PB14 - TIM1_CH2N TIM12_ CH1 TIM8_ CH2N USART1_TX SPI2_MISO/ I2S2_SDI DFSDM1_ DATIN2 USART3_ RTS/ USART3_ DE UART4_ RTS/ UART4_ DE SDMMC2_ D0 -- OTG_HS_ DM -- EVENT- OUT PB15 RTC_ REFIN TIM1_CH3N TIM12_ CH2 TIM8_ CH3N USART1_RX SPI2_MOSI/ I2S2_SDO DFSDM1_ CKIN2 - UART4_ CTS SDMMC2_ D1 -- OTG_HS_ DP -- EVENT- OUT Table 9. Port B alternate functions (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2/16/ 17/LPTIM1/ HRTIM1 SAI1/TIM3/ 4/5/12/ HRTIM1 LPUART/ TIM8/ LPTIM2/3/4 /5/HRTIM1/ DFSDM1 I2C1/2/3/4/ USART1/ TIM15/ LPTIM2/ DFSDM1/ CEC SPI1/2/3/4/5/ 6/CEC SPI2/3/SAI1 /3/I2C4/ UART4/ DFSDM1 SPI2/3/6/ USART1/2/3 /6/UART7/S DMMC1 SPI6/SAI2/ 4/UART4/5/ 8/LPUART/ SDMMC1/ SPDIFRX1 SAI4/ FDCAN1/2/ TIM13/14/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/ LCD/ SPDIFRX1 SAI2/4/ TIM8/ QUADSPI/ SDMMC2/ OTG1_HS/ OTG2_FS/ LCD I2C4/ UART7/ SWPMI1/ TIM1/8/ DFSDM1/ SDMMC2/ MDIOS/ ETH TIM1/8/FMC /SDMMC1/ MDIOS/ OTG1_FS/ LCD TIM1/ DCMI/LCD /COMP UART5/ LCD SYS |