| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H750IB bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H750IB bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - STMicroelectronics |
|
62 / 337 page ![]() Pin descriptions STM32H750VB STM32H750ZB STM32H750IB STM32H750XB 62/336 DS12556 Rev 6 -- - - M4(5) PC3 I/O FT_a - CSLEEP, DFSDM1_DATIN1, SPI2_MOSI/I2S2_SDO, OTG_HS_ULPI_NXT, ETH_MII_TX_CLK, FMC_SDCKE0, EVENTOUT ADC12_ INN12, ADC12_ INP13 18(6) 29(6) M5(6) 35(6) R2(5) PC3_C ANA TT_a - ADC3_ INP1 -30 G3 36 E11 VDD S - - - - - J10 - C13 VSS S - - - - 19 31 M1 37 P1 VSSA S - - - - -- N1 - N1 VREF- S - - - - 20 32 P1 38 M1 VREF+ S - - - - 21 33 R1 39 L1 VDDA S - - - - 22 34 N3 40 N5(5) PA0 I/O FT_a - TIM2_CH1/TIM2_ETR, TIM5_CH1, TIM8_ETR, TIM15_BKIN, USART2_CTS/USART2_NSS, UART4_TX, SDMMC2_CMD, SAI2_SD_B, ETH_MII_CRS, EVENTOUT ADC1_ INP16, WKUP0 -- - - T1(5) PA0_C ANA TT_a - ADC12_ INN1, ADC12_ INP0 23 35 N2 41 N4(5) PA1 I/O FT_ha - TIM2_CH2, TIM5_CH2, LPTIM3_OUT, TIM15_CH1N, USART2_RTS/USART2_DE, UART4_RX, QUADSPI_BK1_IO3, SAI2_MCLK_B, ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_RE F_CLK, LCD_R2, EVENTOUT ADC1_ INN16, ADC1_ INP17 -- - - T2(5) PA1_C ANA TT_a - ADC12_ INP1 24 36 P2 42 N3 PA2 I/O FT_a - TIM2_CH3, TIM5_CH3, LPTIM4_OUT, TIM15_CH1, USART2_TX, SAI2_SCK_B, ETH_MDIO, MDIOS_MDIO, LCD_R1, EVENTOUT ADC12_ INP14, WKUP1 - - F4 43 N2 PH2 I/O FT_ha - LPTIM1_IN2, QUADSPI_BK2_IO0, SAI2_SCK_B, ETH_MII_CRS, FMC_SDCKE0, LCD_R0, EVENTOUT ADC3_ INP13 -- - - F5 VDD S - - - - - - J8 - C16 VSS S - - - - Table 7. STM32H750xB pin/ball definition (continued) Pin/ball name Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |