| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H750IB bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H750IB bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - STMicroelectronics |
|
77 / 337 page ![]() DS12556 Rev 6 77/336 STM32H750VB STM32H750ZB STM32H750IB STM32H750XB Pin descriptions 93 95 139 A5 167 D5 PB8 I/O FT_fh - TIM16_CH1, TIM4_CH3, DFSDM1_CKIN7, I2C1_SCL, I2C4_SCL, SDMMC1_CKIN, UART4_RX, FDCAN1_RX, SDMMC2_D4, ETH_MII_TXD3, SDMMC1_D4, DCMI_D6, LCD_B6, EVENTOUT - 96 140 B4 168 D4 PB9 I/O FT_fh - TIM17_CH1, TIM4_CH4, DFSDM1_DATIN7, I2C1_SDA, SPI2_NSS/I2S2_WS, I2C4_SDA, SDMMC1_CDIR, UART4_TX, FDCAN1_TX, SDMMC2_D5, I2C4_SMBA, SDMMC1_D5, DCMI_D7, LCD_B7, EVENTOUT - 97 141 A4 169 C4 PE0 I/O FT_h - LPTIM1_ETR, TIM4_ETR, HRTIM_SCIN, LPTIM2_ETR, UART8_RX, FDCAN1_RXFD_MODE, SAI2_MCLK_A, FMC_NBL0, DCMI_D2, EVENTOUT - 98 142 A3 170 B4 PE1 I/O FT_h - LPTIM1_IN2, HRTIM_SCOUT, UART8_TX, FDCAN1_TXFD_MODE, FMC_NBL1, DCMI_D3, EVENTOUT - - - - - A7 VCAP S - - - - 99 - D5 - - VSS S - - - - - 143 C6 171 E7 PDR_ON I FT - - - - - - - A6 VDDLDO S - - - - 100 144 C5 172 - VDD S - - - - - - D4 173 A4 PI4 I/O FT_h - TIM8_BKIN, SAI2_MCLK_A, TIM8_BKIN_COMP12, FMC_NBL2, DCMI_D5, LCD_B4, EVENTOUT - - - C4 174 A3 PI5 I/O FT_h - TIM8_CH1, SAI2_SCK_A, FMC_NBL3, DCMI_VSYNC, LCD_B5, EVENTOUT - - - C3 175 A2 PI6 I/O FT_h - TIM8_CH2, SAI2_SD_A, FMC_D28, DCMI_D6, LCD_B6, EVENTOUT - - - C2 176 B3 PI7 I/O FT_h - TIM8_CH3, SAI2_FS_A, FMC_D29, DCMI_D7, LCD_B7, EVENTOUT - Table 7. STM32H750xB pin/ball definition (continued) Pin/ball name Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |