công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC74WL86AASR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC74WL86AASR
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Logic Dual 2-input Exclusive OR Gate
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC74WL86AASR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Torex Semiconductor

  XC74WL86AASR Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC74WL86AASR Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC74WL86AASR Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
CMOS Logic
917
13
XC74WL86AASR is Dual 2-input Exclusive OR Gate manufactured using
silicon gate CMOS processes. The small quiescent current, which is one
of the features of the CMOS logic, gives way to high speed operations
which enables LS-TTL.
With wave forming buffers connected internally, stabilized output can be
achieved as the series offers high noise immunity.
As the series is integrated into a mini molded, MSOP-8B package, high
density mounting is possible.
■Description
High Speed Operations
: tpd = 3.1ns TYP (VCC=5V)
Operating Voltage Range : 2V ~ 5.5V
Low Power Consumption:1
µA (max)
Small Package
: MSOP-8B
GPalmtops
GDigital Equipment
■Features
■Applications
NCMOS Logic Dual 2-input Exclusive OR Gate
NOperating Voltage Range : 2V ~ 5.5V
NHigh Speed Operations : tpd =3.1ns TYP
NLow Power Consumption : 1µA (max)
NMSOP-8B Package
■Pin Configuration
■Functions
■Absolute Maximum Ratings
VCC
2B
1A
1B
2Y
GND
1Y
2A
1
2
3
4
5
6
7
8
MSOP-8B
(TOP VIEW)
H = High Level
L = Low Level
INPUT
OUTPUT
A
B
H
H
H
L
L
H
L
L
Y
L
H
H
L
PARAMETER
Power Supply Voltage
SYMBOL
RATINGS
UNITS
−20
Input Voltage
Output Voltage
Input Diode Current
Output Diode Current
VCC, GND Current
VCC
VIN
VOUT
IIK
IOK
ICC, IGND
−0.5∼+6.0
−0.5∼+6.0
−0.5∼VCC+0.5
±20
±50
mA
mA
mA
Ta=-40℃∼85℃
Switch Output Current
IOUT
±25
mA
Storage Temperature
Tstg
−65∼+150
Power Dissipation (Ta=25℃)
Pd
300
mW
Note : Voltage is all Ground standardized.
13S_10XC74WL(86AASR) 02.09.12 15:58 ページ 917


Số phần tương tự - XC74WL86AASR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XC74WL86AASR TOREX-XC74WL86AASR Datasheet
149Kb / 4P
CMOS Logic
XC74WL86AASR-12 TOREX-XC74WL86AASR-12 Datasheet
154Kb / 4P
CMOS Logic
XC74WL86AASR_001 TOREX-XC74WL86AASR_001 Datasheet
149Kb / 4P
CMOS Logic
XC74WL86AASR TOREX-XC74WL86AASR_12 Datasheet
154Kb / 4P
CMOS Logic
XC74WL86AASR TOREX-XC74WL86AASR_15 Datasheet
154Kb / 4P
CMOS Logic
More results

Mô tả tương tự - XC74WL86AASR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1GT86 ONSEMI-MC74VHC1GT86 Datasheet
190Kb / 8P
2-Input Exclusive OR Gate/CMOS Logic Level Shifter
December, 1999 ??Rev. 2
logo
Texas Instruments
CD74HC86 TI-CD74HC86 Datasheet
45Kb / 6P
High Speed CMOS Logic Quad 2-Input EXCLUSIVE OR Gate
logo
Torex Semiconductor
XC74UL86AA TOREX-XC74UL86AA Datasheet
118Kb / 3P
CMOS 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV1GT86A RENESAS-HD74LV1GT86A Datasheet
104Kb / 7P
2-input Exclusive-OR Gate / CMOS Logic Level Shifter
HD74LV2GT86A RENESAS-HD74LV2GT86A Datasheet
82Kb / 8P
2-input Exclusive-OR Gate / CMOS Logic Level Shifter
logo
ELM Technology Corporat...
ELM7S86B ELM-TECH-ELM7S86B Datasheet
277Kb / 3P
CMOS LOGIC IC 2-input Exclusive OR gate
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1GT86DFT1G ONSEMI-MC74VHC1GT86DFT1G Datasheet
121Kb / 6P
2-Input Exclusive OR Gate CMOS Logic Level Shifter
May, 2011 ??Rev. 16
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV2GT86A RENESAS-HD74LV2GT86A_15 Datasheet
106Kb / 10P
2-input Exclusive-OR Gate / CMOS Logic Level Shifter
logo
Leshan Radio Company
L74VHC1GT86 LRC-L74VHC1GT86 Datasheet
395Kb / 6P
2-Input Exclusive OR Gate - CMOS Logic Level Shifter
logo
ELM Technology Corporat...
ELM7S86B ELM-TECH-ELM7S86B_17 Datasheet
603Kb / 3P
CMOS LOGIC IC ELM7S86B 2-input Exclusive OR gate
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com