công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1GT86 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74VHC1GT86 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74VHC1GT86
tải về  MC74VHC1GT86 tải về
kích thước tập tin   190.26 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-Input Exclusive OR Gate/CMOS Logic Level Shifter

MC74VHC1GT86 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74VHC1GT86 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC1GT86
tải về  MC74VHC1GT86 Click to download

kích thước tập tin   190.26 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-Input Exclusive OR Gate/CMOS Logic Level Shifter

MC74VHC1GT86 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


MC74VHC1GT86 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74VHC1GT86 is an advanced high speed CMOS 2−input Exclusive OR gate fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves high speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining CMOS low power dissipation.
The internal circuit is composed of three stages, including a buffer output which provides high noise immunity and stable output.

Features
• High Speed: tPD = 4.8 ns (Typ) at VCC = 5 V
• Low Power Dissipation: ICC = 1 μA (Max) at TA = 25°C
• TTL−Compatible Inputs: VIL = 0.8 V; VIH = 2 V
• CMOS−Compatible Outputs: VOH > 0.8 VCC; VOL < 0.1 VCC @Load
• Power Down Protection Provided on Inputs and Outputs
• Balanced Propagation Delays
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Chip Complexity: FETs = 83; Equivalent Gates = 16
• These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant




Số phần tương tự - MC74VHC1GT86

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1GT86 ETL-MC74VHC1GT86 Datasheet
578Kb / 4P
2-Input Exclusive OR Gate / CMOS Logic Level Shifter with LSTTL-Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1GT86 ONSEMI-MC74VHC1GT86 Datasheet
80Kb / 6P
2?묲nput Exclusive OR Gate / CMOS Logic Level Shifter with LSTTL?묬ompatible Inputs
February, 2007 ??Rev. 15
MC74VHC1GT86 ONSEMI-MC74VHC1GT86 Datasheet
121Kb / 6P
2-Input Exclusive OR Gate CMOS Logic Level Shifter
May, 2011 ??Rev. 16
MC74VHC1GT86 ONSEMI-MC74VHC1GT86 Datasheet
207Kb / 14P
Single 2-Input Exclusive OR Gate
November, 2018 ??Rev. 20
MC74VHC1GT86 ONSEMI-MC74VHC1GT86 Datasheet
179Kb / 16P
Single 2-Input Exclusive OR Gate
April, 2022 ??Rev. 23
More results


Mô tả tương tự - MC74VHC1GT86

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1GT32 ONSEMI-MC74VHC1GT32 Datasheet
89Kb / 8P
2-Input OR Gate/CMOS Logic Level Shifter
November, 2001 ??Rev. 4
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV1GT32A RENESAS-HD74LV1GT32A Datasheet
101Kb / 7P
2-input OR Gate / CMOS Logic Level Shifter
HD74LV1GT86A RENESAS-HD74LV1GT86A Datasheet
104Kb / 7P
2-input Exclusive-OR Gate / CMOS Logic Level Shifter
HD74LV2GT86A RENESAS-HD74LV2GT86A Datasheet
82Kb / 8P
2-input Exclusive-OR Gate / CMOS Logic Level Shifter
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1GT32DF1G ONSEMI-MC74VHC1GT32DF1G Datasheet
129Kb / 6P
2-Input OR Gate/CMOS Logic Level Shifter
July, 2013 ??Rev. 12
MC74VHC1GT32DFT1G ONSEMI-MC74VHC1GT32DFT1G Datasheet
129Kb / 6P
2-Input OR Gate/CMOS Logic Level Shifter
July, 2013 ??Rev. 12
MC74VHC1GT86DFT1G ONSEMI-MC74VHC1GT86DFT1G Datasheet
121Kb / 6P
2-Input Exclusive OR Gate CMOS Logic Level Shifter
May, 2011 ??Rev. 16
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV2GT86A RENESAS-HD74LV2GT86A_15 Datasheet
106Kb / 10P
2-input Exclusive-OR Gate / CMOS Logic Level Shifter
logo
ON Semiconductor
NL17SHT32 ONSEMI-NL17SHT32 Datasheet
104Kb / 5P
2-Input OR Gate CMOS Logic Level Shifter
August, 2011 ??Rev. 0
logo
Leshan Radio Company
L74VHC1GT86 LRC-L74VHC1GT86 Datasheet
395Kb / 6P
2-Input Exclusive OR Gate - CMOS Logic Level Shifter
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com