công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC74WL86AASR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC74WL86AASR
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Logic Dual 2-input Exclusive OR Gate
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC74WL86AASR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Torex Semiconductor

  XC74WL86AASR Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC74WL86AASR Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC74WL86AASR Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
■Typical Application Circuit
■Waveforms
OUTPUT
VCC
INPUT
ZOUT=50Ω
CL
Pulse
Generator
tr=tf=3ns
90%
10%
50%
50%
tPLH/tPHL
tr
INPUT
OUTPUT
90%
50%
10%
50%
tPHL/tPLH
tf
VCC
GND
VOH
VOL
PRR=1MHz
duty cycle 50%
XC74WL86AASR
919
13
■Noise Characteristics
( tr=tf=3ns )
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
Ta=25℃
UNITS
CL
VCC(V)
Not functioning output maximum dynamic VOL
VOLP
50pF
5.0
0.3
0.8
V
V
Not functioning output minimum dynamic VOL
VOLV
50pF
5.0
−0.8
−0.3
Minimum dynamic VIH
VIHD
50pF
5.0
3.5
V
Maximum dynamic VIL
VILD
50pF
5.0
1.5
V
MIN
TYP
MAX
13S_10XC74WL(86AASR) 02.09.12 15:58 ページ 919



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com