công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC74WL86AASR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC74WL86AASR
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Logic Dual 2-input Exclusive OR Gate
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC74WL86AASR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Torex Semiconductor

  XC74WL86AASR Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC74WL86AASR Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC74WL86AASR Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
XC74WL86AASR
918
13
■Recommended Operating Conditions
■DC Electrical Characteristics
■Switching Electrical Characteristics
PARAMETER
Supply Voltage
SYMBOL
CONDITIONS
UNITS
−40∼+85
Input Voltage
Output Voltage
Operating Temperature
Input Rise and Fall Time
VCC
VIN
VOUT
Topr
tr, tf
2∼5.5
0∼5.5
0∼VCC
0∼200(VCC=3.3V)
ns
0∼100(VCC=5V)
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
Input Voltage
Input Current
VIL
Output Voltage
VIH
VOL
ICC
Quiscent Supply Current
VIN=VIL or VIH
VIN=VIL or VIH
VIN=VCC or GND
VIN=VCC or GND, IOUT=0μA
IOH=−50μA
IOH=−4mA
IOH=−8mA
IOL=50μA
IOL=4mA
IOL=8mA
2.0
3.0
5.5
2.0
3.0
5.5
2.0
3.0
4.5
3.0
4.5
2.0
3.0
4.5
3.0
4.5
5.5
0∼5.5
MIN
MAX
Ta=25℃
Ta=−40∼85℃
0.5
0.9
1.65
0.1
0.1
0.1
0.44
0.44
10.0
1.0
1.5
2.1
3.85
1.9
2.9
4.4
2.48
3.80
−1.0
0.5
0.9
1.65
0.1
0.1
0.1
0.36
0.36
1.0
0.1
2.0
3.0
4.5
1.5
2.1
3.85
1.9
2.9
4.4
2.58
3.94
−0.1
V
V
V
V
μA
μA
IIN
VOH
VCC(V)
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
Propagation
Delay Time
Input Capacitance
tPHL
tPLH
Power Dissipation
Capacitance
VIN=VCC or GND
15pF
50pF
15pF
50pF
No Load, f=1MHz
MIN
MAX
Ta=25℃
Ta=−40∼85℃
13
8
16.5
10
13
8
16.5
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
11
6.8
14.5
8.8
11
6.8
14.5
8.8
10
4.4
3.3
6.1
4.4
4.0
2.9
5.6
4.1
4
12
ns
ns
ns
ns
pF
pF
CIN
Cpd
CL
3.3
5.0
3.3
5.0
3.3
5.0
3.3
5.0
5.0
VCC(V)
(tr=tf=3ns)
13S_10XC74WL(86AASR) 02.09.12 15:58 ページ 918



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com