công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IND16337 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IND16337
Giải thích chi tiết về linh kiện  64-BIT AC-PDP DRIVER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IND16337 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Integral Corp.

  IND16337 Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 6Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 7Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 8Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 9Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
IND16337
Korzhenevsky 12, Minsk, 220064, Republic of Belarus
Fax:
+375 (17) 278 28 22
Tel:
+375 (17) 278 49 09, 212 27 02
Tel/fax: +375 (17) 212 68 53
E-mail: office@bms.by
URL:
www.bms.by
9
100 PIN PLASTIC QFP (14 20) detail of lead end
NOTE
Each lead centerline is located within 0.15 mm (0.006 inch) of its true position (T.P.) at
maximum material condition.
ITEM
MILLIMETERS
INCHES
A
23.2±0.2
0.913+0.009
B
20.0±0.2
0.787+0.008
C
14.0±0.2
0.551+0.009
D
17.2±0.2
0.677±0.008
F
0.8
0.031
G
0.6
0.024
H
0.30±0.10
0.012+0.005
I
0.15
0.006
J
0.65 (T.P.)
0.026 (T.P.)
K
1.6±0.2
0.063±0.008
L
0.8±0.2
0.031+0.008
M
0.15+0.10
0.006+0.004
N
0.10
0.004
P
2.7
0.106
Q
0.125±0.075
0.005±0.003
R
5
o ±5 o
5
o±5 o
S
3.0 MAX.
0.119 MAX.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com