công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IND16337 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IND16337
Giải thích chi tiết về linh kiện  64-BIT AC-PDP DRIVER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IND16337 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integral Corp.

  IND16337 Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 6Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 7Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 8Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 9Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
IND16337
Korzhenevsky 12, Minsk, 220064, Republic of Belarus
Fax:
+375 (17) 278 28 22
Tel:
+375 (17) 278 49 09, 212 27 02
Tel/fax: +375 (17) 212 68 53
E-mail: office@bms.by
URL:
www.bms.by
5
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25oC, VSS1 = VSS2 = 0 V)
Parameter
Symbol
Ratings
Unit
Logic Block Supply Voltage
VDD1
–0.5 to +7.0
V
Driver Block Supply Voltage
VDD2
–0.5 to +150
V
Logic Block Input Voltage
VI
–0.5 to VDD1 + 0.5
V
Driver Block Output Current
IO2
40
mA
Power Dissipation
PD
1300
Note
mW
Operating Ambient
Temperature
TA
–40 to +85
oC
Storage Temperature
Tstg
–65 to +150
oC
Note Derate at –13 mW/oC at TA = 25oC or higher
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (TA = –40 to +85oC, VSS1 = VSS2 = 0 V)
Parameter
Symbol
MIN.
MAX.
Unit
Logic Block Supply Voltage
VDD1
4.5
5.5
V
Driver Block Supply Voltage
VDD2
30
130
V
High-Level Input Voltage
VIH
0.8 VDD1
VDD1
V
Low-Level Input Voltage
VIL
0
0.2 VDD1
V
IOH2
–30
mA
Driver Output Current
IOL2
+30
mA
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
(TA = 25oC, VDD1 = 5.0 V, VDD2 = 130 V, VSS1 = VSS2 = 0 V)
Parameter
Symbol Condition
MIN.
MAX.
Unit
High-Level Output Voltage
VOH1
Logic, IOH1 = –1.0 mA
0.9 VDD1
VDD1
V
Low-Level Output Voltage
VOL1
Logic, IOL1 = 1.0 mA
0
0.1 VDD1
V
VOH21
O1 to O64, IOH2 = –10 mA
123
V
High-Level Output Voltage
VOH22
O1 to O64, IOH2 = –30 mA
110
V
VOL21
O1 to O64, IOL2 = 10 mA
5.0
V
Low-Level Output Voltage
VOL22
O1 to O64, IOL2 = 30 mA
15
V
Input Leakage Current
IIL
V1 = VDD1 or VSS1
+1.0
uA
High-Level Input Voltage
VIH
0.8 VDD1
V
Low-Level Input Voltage
VIL
0.2 VDD1
V
IDD1
Logic, TA = –40 to +85
oC
100
uA
IDD1
Logic, TA = 25
oC
10
uA
IDD2
Driver, TA = –40 to +85
oC
1000
uA
Static Current Dissipation
IDD2
Driver, TA = 25
oC
100
uA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com