công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IND16337 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IND16337
Giải thích chi tiết về linh kiện  64-BIT AC-PDP DRIVER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IND16337 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integral Corp.

  IND16337 Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 6Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 7Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 8Page - Integral Corp. IND16337 Datasheet HTML 9Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IND16337
Korzhenevsky 12, Minsk, 220064, Republic of Belarus
Fax:
+375 (17) 278 28 22
Tel:
+375 (17) 278 49 09, 212 27 02
Tel/fax: +375 (17) 212 68 53
E-mail: office@bms.by
URL:
www.bms.by
6
SWITCHING CHARACTERISTICS
(TA = 25oC, VDD1 = 5.0 V, VDD2 = 130 V, VSS1 = VSS2 = 0 V, logic CL = 15 pF, driver CL =
50 pF, tr = tf = 6.0 ns)
Parameter
Symbol Conditions
MIN.
MAX.
Unit
tPHL1
40
ns
tPLH1
CLK
↓→A/B
40
ns
tPHL2
180
ns
tPLH2
CLK
↑ (LE = H) → O1 to O64
180
ns
tPHL3
165
ns
tPLH3
BLK
→ O1 to O64
165
ns
tPHL4
160
ns
Transmission Delay Time
tPLH4
PC
→ O1 to O64
160
ns
Rise Time
tTLH
O1 to O64
200
ns
Fall Time
tTHL
O1 to O64
200
ns
When data is read, duty 50%
TA = –40 to +85
oC
VDD1 = 4.5 to 5.5 V
25
MHz
Maximum Clock Frequency
fmax.
When a cascade connection is
made with a duty of 50%
TA = –40 to +85
oC
VDD1 = 4.5 to 5.5 V
20
MHz
Input Capacitance
CI
15
pF
TIMMING REQUIREMENT
(TA = –40 to +85oC, VDD1 = 4.5 to 5.5 V, VSS1 = VSS2 = 0 V, tr = tf = 6.0 ns)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
MAX.
Unit
Clock Pulse Width
PWCLK
20
ns
Latch Enable Pulse Width
PWLE
30
ns
Blank Pulse Width
PWBLK
500
ns
PC Pulse Width
PWPC
500
ns
Data Setup Time
tsetup
10
ns
Data Hold Time
thold
10
ns
Latch Enable Time 1
tLE1
20
ns
Latch Enable Time 2
tLE2
10
ns
Latch Enable Time 3
tLE3
20
ns
Latch Enable Time 4
tLE4
10
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com