công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Z86017 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Zilog, Inc.

tên linh kiện Z86017
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCMCIA Interface Solution
PDF  138 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZILOG [Zilog, Inc.]
Trang chủ  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

Z86017 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Zilog, Inc.

Back Button Z86017 Datasheet HTML 73Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 74Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 75Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 76Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 77Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 78Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 79Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 80Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 81Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 138 page
background image
Z86017/Z16017 PCMCIA Interface Solution
Product Specification
Programming Internal Registers
PS012002-1201
63
EEPROM Register
Address: SELECT 23h
Name: Revision Control Register
Type: Read/Write
EEPROM Register
Address: SELECT 24h
Name: Revision Number Register
Type: Read
Table 46.
Revision Control Register: Address 23h
Bit Placement
Bit Name
Description
Bit 3-0
REV_MINOR
The lower four bits determine the minor revision number.
This nibble must be written with the value read back from
the lower nibble in Read-Only Register 24h to enable the
minor revision functions.
Bit 7-4
REV_MAJOR
The upper four bits determine the major revision number.
This nibble must be written with the value read back from
the upper nibble in Read-Only Register 24h to enable the
major revision functions.
Table 47.
Revision Number Register: Address 24h
Bit Placement
Bit Name
Description
Bit 3-0
REV_NUM_MINOR
This is the Read-Only minor revision number of the chip.
Bit 7-4
REV_NUM_MAJOR
This is the Read-Only major revision number of the chip.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com