công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Z86017 bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - Zilog, Inc.

tên linh kiện Z86017
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCMCIA Interface Solution
PDF  138 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZILOG [Zilog, Inc.]
Trang chủ  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

Z86017 bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - Zilog, Inc.

Back Button Z86017 Datasheet HTML 70Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 71Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 72Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 73Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 74Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 75Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 76Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 77Page - Zilog, Inc. Z86017 Datasheet HTML 78Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 138 page
background image
Z86017/Z16017 PCMCIA Interface Solution
Product Specification
PS012002-1201
Programming Internal Registers
60
EEPROM Register
Address: SELECT 19h
Name: Window 3 Start Address LSB
Type: Write/Read
EEPROM Register
Address: SELECT 1Ah
Name: Window 3 Start/Range Address MSB
Type: Write/Read
Table 39.
Window 3 Start Address LSB: Address 19h
Bit Placement
Bit Name
Description
Bits 7-0
LSB starting Address for Port 3.
Table 40.
Window 3 Start/Range Address MSB: Address 1Ah
Bit Placement
Bit Name
Description
Bits 2-0
Bits 8, 9, and 10 of the starting address range of Port 3.
Bit 3
EN_WRITE_PROTECT
When this bit is set, the RWPROT bit in the pin
replacement register is used to inhibit writing to the
external peripherals. When this bit is cleared, PROT is
ignored.
Bits 6-4
Bits 8, 9, and 10 of the starting address range of Port 3.
Bit 7
EN_DMA_ACK
When this bit is set, ATA_DMA_Acknowledge is set when
the address space is accessed, and Speaker Out on the
PCMCIA interface is used as DREQ.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com