công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS6624P0LP bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VS6624P0LP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.3 Megapixel Mobile Camera Module
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VS6624P0LP bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - STMicroelectronics

Back Button VS6624P0LP Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics VS6624P0LP Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics VS6624P0LP Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics VS6624P0LP Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics VS6624P0LP Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics VS6624P0LP Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics VS6624P0LP Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics VS6624P0LP Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics VS6624P0LP Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 100 page
background image
VS6624
Register map
Rev 1
51/100
0x0387(MSB)
0x0388(LSB)
uwManualVSize0 #
Default value
0x00
Purpose
if ImageSize_Manual selected, input required manual V size
Type
UINT16
0x038b(MSB)
0x038c(LSB)
uwZoomStepHSize0
Default value
0x01
Purpose
Set the zoom H step
Type
UINT16
0x038f(MSB)
0x0390(LSB)
uwZoomStepVSize0
Default value
0x01
Purpose
Set the zoom V step
Type
UINT16
0x0392
bZoomControl0
Default value
<0> ZoomStop
Purpose
control zoom in, zoom out and zoom stop
Type
C
Possible values
<0> ZoomStop
<1> ZoomStart_In
<2> ZoomStart_Out
0x0395(MSB)
0x0396(LSB)
uwPanSteplHSize0
Default value
0x00
Purpose
Set the pan H step
Type
UINT16
0x0399(MSB)
0x039a(LSB)
uwPanStepVSize0
Default value
0x00
Purpose
Set the PanV step
Type
UINT16
Table 13.
Pipe setup bank0
Index
PipeSetupBank0(1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100