| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FUSB308B bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - ON Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FUSB308B bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - ON Semiconductor |
|
21 / 53 page ![]() FUSB308B www.onsemi.com 21 VBUS MEASUREMENT CHARACTERISTICS (continued) TA = −40 to +855C TA = −40 to +1055C (Note 15) TJ = −40 to +1255C Symbol Unit Max Typ Min Parameter vSafe0Vthr Safe Operating Voltage at “Zero Volts” Threshold 0.8 V vSafe0Vhys vSafe0V Hysteresis 40 mV vALARMLSB LSB of VBUS thresholds for VBUS_SNK_DISCL VBUS_STOP_DISCL VALARMHCFGL VALARMLCFGL 50 mV pALARM Accuracy of VBUS thresholds for VBUS_SNK_DISCL VBUS_STOP_DISCL VALARMHCFGL VALARMLCFGL ±5 % |