công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SK645/50/SA bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SK645/50/SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Motor Development Kit (MDK) 4 kW Board with Intelligent Power Module SPM31 650 V
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SK645/50/SA bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - ON Semiconductor

Back Button SK645/50/SA Datasheet HTML 20Page - ON Semiconductor SK645/50/SA Datasheet HTML 21Page - ON Semiconductor SK645/50/SA Datasheet HTML 22Page - ON Semiconductor SK645/50/SA Datasheet HTML 23Page - ON Semiconductor SK645/50/SA Datasheet HTML 24Page - ON Semiconductor SK645/50/SA Datasheet HTML 25Page - ON Semiconductor SK645/50/SA Datasheet HTML 26Page - ON Semiconductor SK645/50/SA Datasheet HTML 27Page - ON Semiconductor SK645/50/SA Datasheet HTML 28Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 30 page
background image
SECO−MDK−4KW−65SPM31−GEVB
www.onsemi.com
24
Table 4. BILL OF MATERIALS (continued)
Designator
Supplier Part Number
Manufacturer
Value/Description
Quantity
R36, R37, R38
3
0.01 W
KOA SPEER
ELECTRONICS
660−TLRH3APTTE10L0F
R42, R43, R44
3
13.7 kW
Panasonic
P13.7KCCT−ND
R45, R49, R50, R54,
R55, R61
6
10 kW
YAGEO
9238603
R46, R48, R51, R53,
R56, R59
6
1 kW
Panasonic
2379938
R47, R52, R57
3
1 kW
Panasonic
2303145
R58
1
680 W
Panasonic
2303131
R62
1
1 kW
Panasonic
2303145
R67
1
330 W
Panasonic
2303104
R69
1
3.9 kW
Panasonic
2397722
R70, R80, R81, R82,
R83, R84
6
0 W
Panasonic
P0.0GCT−ND
R78, R79
2
4.7 kW
Panasonic
P4.70KHCT−ND
R91
1
2.7 kW
Panasonic
2303171
R92
1
4.7 kW
Panasonic
P4.70KHCT−ND
R99
1
0 W
Vishay
71−RCS12060000Z0EA
SB1, SB2, SB3, SB4,
SB5, SB6
6
Spacer M3 F/F 50
HEX7
732−10660−ND
SHC1, SHC2, SHC3,
SHC4, SHC5, SHC6
6
M3x16 DIN7985
ST1, ST2, ST3, ST4,
ST5, ST6
6
Spacer M3 M/F 6/30
HEX7
732−10465−ND
U1
1
NCP1063AD060R2G
ON Semiconductor
NCP1063AD060R2GOSCT−ND
U2
1
NCP718BSN330T1G
ON Semiconductor
NCP718BSN330T1GOSCT−ND
U3
1
FAN8303MX
ON Semiconductor
FAN8303MXCT−ND
U4
1
FDC6326L
ON Semiconductor
512−FDC6326L
U5
1
IPM
ON Semiconductor
NFAM5065L4B−ND
U6, U7, U8
3
NCS20166
ON Semiconductor
NCS20166SN2T1G
U9
1
TLV431
ON Semiconductor
863−TLV431CSN1T1G
U10
1
NCS2250SN2T3G
ON Semiconductor
U14
1
CAT24C512
ON Semiconductor
CAT24C512WI−GT3OSCT−ND
U_OUT, V_OUT,
VB_U, W_OUT
4
PTH testpoint eyelet
Keystone Electronics
36−5005−ND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com