công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NUC029-FAE bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện NUC029-FAE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

NUC029-FAE bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button NUC029-FAE Datasheet HTML 6Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 7Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 8Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 9Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 10Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 11Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 12Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 13Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 14Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 75 page
background image
NUC029xDE
Apr 09, 2020
Page 10 of 75
Rev 1.04
Single scan/single cycle scan/continuous scan
Each channel with individual result register
Scan on enabled channels
Threshold voltage detection
Conversion started by software programming or external input
 96-bit unique ID (UID)
 128-bit unique customer ID(UCID)
 Brown-out Detector
With 4 levels: 4.4 V/3.7 V/2.7 V/2.2 V
Supports Brown-out Interrupt and Reset option
 Low Voltage Reset
Threshold voltage level: 2.0 V
 Operating Temperature: -40℃ ~ +105℃
 Packages:
All Green package (RoHS)
LQFP 64-pin / 48-pin (7mm x 7mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com