công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M032FD3AE bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện M032FD3AE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  288 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

M032FD3AE bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button M032FD3AE Datasheet HTML 23Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 24Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 25Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 26Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 27Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 28Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 29Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 30Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 31Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 288 page
background image
M031/M032
Sep. 29, 2020
Page 27 of 288
Rev 2.02
3.2.5
M032 USB Series (M032Fx / M032Ex / M032Tx)
Part Number
M032
FC1AE
EC1AE
TC1AE
TD2AE
Flash (KB)
32
32
32
64
SRAM (KB)
4
4
4
8
LDROM (KB)
2
SPROM (Bytes)
512
System Frequency (MHz)
48
PLL (MHz)
-
I/O
11
19
23
23
32-bit Timer
2
2
2
4
USCI
1
1
1
2
UART
1
SPI/I
2S
1
QSPI
-
-
-
1
I²C/SMBus
-
USB FS
√
PWM
-
BPWM
6
6
6
12
PDMA
-
-
-
5
EBI
-
CRC
-
HDIV
-
-
-
√
IEC-60730
-
HXT
-
LXT
-
RTC
-
Analog Comparator
-
12-bit SAR ADC
3
9
10
10
Package
TSSOP20
TSSOP28
QFN33
QFN33



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com