công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M032FD3AE bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện M032FD3AE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  288 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

M032FD3AE bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button M032FD3AE Datasheet HTML 21Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 22Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 23Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 24Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 25Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 26Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 27Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 28Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD3AE Datasheet HTML 29Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 288 page
background image
M031/M032
Sep. 29, 2020
Page 25 of 288
Rev 2.02
3.2.3
M031 Base Series (M031Sx)
Part Number
M031
SC2AE
SD2AE
SE3AE
SG6AE
SG8AE
SIAAE
Flash (KB)
32
64
128
256
256
512
SRAM (KB)
8
8
16
32
64
96
LDROM (KB)
2
2
4
4
4
8
SPROM (Bytes)
512
512
512
2048
2048
2048
System Frequency (MHz)
48
48
48
72
72
72
PLL (MHz)
96
96
96
144
144
144
I/O
55
32-bit Timer
4
USCI
1
1
1
2
2
2
UART
3
3
3
6
6
8
SPI/I
2S
1
QSPI
-
-
-
1
1
1
I²C/SMBus
2/0
2/0
2/0
2/1
2/1
2/1
USB FS
-
PWM
12
BPWM
-
-
-
12
12
12
PDMA
5
5
5
7
7
9
EBI
-
-
√
√
√
√
CRC
√
HDIV
√
IEC-60730
-
-
-
√
√
√
HXT
√
LXT
√
RTC
-
-
-
√
√
√
Analog Comparator
2
12-bit SAR ADC
16
Package
LQFP64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com