công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC8364LP6GETR bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Analog Devices

tên linh kiện HMC8364LP6GETR
Giải thích chi tiết về linh kiện  18.10 GHz to 26.60 GHz Quadband VCO
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC8364LP6GETR bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Analog Devices

Back Button HMC8364LP6GETR Datasheet HTML 9Page - Analog Devices HMC8364LP6GETR Datasheet HTML 10Page - Analog Devices HMC8364LP6GETR Datasheet HTML 11Page - Analog Devices HMC8364LP6GETR Datasheet HTML 12Page - Analog Devices HMC8364LP6GETR Datasheet HTML 13Page - Analog Devices HMC8364LP6GETR Datasheet HTML 14Page - Analog Devices HMC8364LP6GETR Datasheet HTML 15Page - Analog Devices HMC8364LP6GETR Datasheet HTML 16Page - Analog Devices HMC8364LP6GETR Datasheet HTML 17Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 17 page
background image
HMC8364
Data Sheet
Rev. A | Page 14 of 17
–50
–45
–40
–35
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
0
0.5 1.0
1.5 2.0
2.5 3.0
3.5 4.0 4.5
5.0 5.5
6.0 6.5
TUNING VOLTAGE (V dc)
TA = –40°C
TA = +25°C
TA = +85°C
Figure 40. Second Harmonic vs. Tuning Voltage for Various Temperatures
(Measurement Up to 6.5 V Only Due to Equipment Limitation)
–35
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TUNING VOLTAGE (V dc)
TA = –40°C
TA = +25°C
TA = +85°C
Figure 41. Output Power vs. Tuning Voltage at VCB = 0 V for Various
Temperatures
–40
–35
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
5
10
FREQUENCY (GHz)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Figure 42. Return Loss vs. Frequency at VTUNE = 6 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com