công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS2340APFPR bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS2340APFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL-SLOT PCI HOT-PLUG POWER CONTROLLER
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS2340APFPR bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Texas Instruments

Back Button TPS2340APFPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 27 page
background image
TPS2340A
SLUS528A – MARCH 2002 – REVISED AUGUST 2002
24
www.ti.com
Table 13. NAND Tree Order
OUTPUT PIN
POWER-ON
STATE
PWRLEDx
1
ATTLEDx
1
BUSENx
1
CLKENx
1
RESETx
0
The TPS2340A supports tri-state and NAND–tree test functions.
package dimensions
This package has an exposed copper heat-conducting pad on the bottom of the mold. This pad is approximately
6 mm2, with maximum dimensions 6.07 mm
× 6.07 mm
9.5 mm
6.07 mm
COPPER
HEAT
CONDUCTING
SURFACE
Figure 6. PowerPAD Package Details Bottom View



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com