công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS2340APFPR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS2340APFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL-SLOT PCI HOT-PLUG POWER CONTROLLER
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS2340APFPR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TPS2340APFPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPS2340APFPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 27 page
background image
TPS2340A
SLUS528A – MARCH 2002 – REVISED AUGUST 2002
10
www.ti.com
functional block diagram
UDG–01011
66
7
61
65
3VAUXI
TO
SECOND
SLOT
+
2.2 V
PMEO
SQ
Q
R
AUX FAULT
LATCH
2.5 ms
TURN–OFF
DELAY
+
3VAUXA
10 ms
TURN–ON
DELAY
62 PMEA
SW INPUT
OVERCURRENT SENSE
OCSET
+
70
P12VGA
+
20 V
10 V
100
µA
CURRENT LIMIT
THRESHOLD
+
58
3VSA
57
3VISA
+
55
5VSA
56
5VISA
OUTPUTS
GOOD
INPUTS
GOOD
SQ
Q
R
MAIN
FAULT
LATCH
THERMAL
SHUTDOWN
72
P12VINA
71
P12VOA
69
M12VGA
67
M12VOA
68 M12VINA
P12VO
5VIS
3VIS
P12VIN
V5IN
DIGVCC
OVER–
CURRENT
SENSE
OVER–
CURRENT
SENSE
PWRENA
AUXFLTA
FLTA
PWRENB
AUXFLTB
FLTB
SERIAL TO PARALLEL CONVERTER
TO
SECOND
SLOT
SERIAL BUS
TO SLOT
1
PWRGND1
54
ANAGND
49
V5IN
30
DIGVCC
31
DIGGND
2.9 V
59
5V3VGA
60
PWRGND2
18
DIGGND2
43
DIGGND3
SWITCH INPUTS
FROM SLOT
LED OUTPUTS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com