công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(PDF) 144 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L552CCU6PXXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
PDF  340 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(HTML) 144 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 140Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 141Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 142Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 143Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 144Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 145Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 146Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 147Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 148Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 144 / 340 page
background image
Electrical characteristics
STM32L552xx
144/340
DS12737 Rev 6
5.3
Operating conditions
5.3.1
General operating conditions
Table 26. Thermal characteristics
Symbol
Ratings
Value
Unit
TSTG
Storage temperature range
-65 to +150
°C
TJ
Maximum junction temperature
150
°C
Table 27. General operating conditions
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
fHCLK
Internal AHB clock
frequency
-0
110
MHz
fPCLK1
Internal APB1 clock
frequency
-0
110
fPCLK2
Internal APB2 clock
frequency
-0
110
VDD
Standard operating voltage
-
1.71
(1)
3.6
V
VDDSMPS
Supply voltage for the
internal SMPS step-down
converter
VDDSMPS = VDD
1.71
(1)
3.6
V
VDD12
Standard operating voltage
Up to 110 MHz
1.14
1.32
V
Up to 80 MHz
1.08
1.32
Up to 26 MHz
1.05
(2)
1.32
VDDIO2
PG[15:2] I/Os supply
voltage
At least one I/O in
PG[15:2] used
1.08
3.6
V
PG[15:2] not used
0
3.6
VDDA
Analog supply voltage
ADC or COMP used
1.62
3.6
V
DAC or OPAMP used
1.8
VREFBUF used
2.4
ADC, DAC, OPAMP,
COMP, VREFBUF not
used
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com