công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(PDF) 140 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L552CCU6PXXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
PDF  340 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(HTML) 140 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 136Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 137Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 138Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 139Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 140Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 141Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 142Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 143Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 144Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 140 / 340 page
background image
Electrical characteristics
STM32L552xx
140/340
DS12737 Rev 6
Figure 28. STM32L552xxxP and STM32L562xxxP power supply overview
Note:
If the selected package has the external SMPS option but no external SMPS is used by the
application (the embedded LDO is used instead), the VDD12 pins are kept unconnected.
MSv62918V1
VDDIO2
VDD
IO
logic
Kernel logic
(CPU, Digital
& Memories)
Backup circuitry
(LSE, RTC,
Backup registers)
IN
OUT
Regulator
GPIOs
1.55 – 3.6 V
IN
OUT
GPIOs
n x 100 nF
+1 x 4.7 μF
m x100 nF
IO
logic
+4.7 μF
m x VDDIO2
m x VSS
n x VSS
n x VDD
VBAT
VCORE
Power switch
VDDIO2
VDDIO1
ADCs/
DACs/
OPAMPs/
COMPs/
VREFBUF
VREF+
VREF-
VDDA
10 nF
+1 μF
VDDA
VSSA
VREF
100 nF
+1 μF
1.05 – 1.32 V
2 x VDD12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com