công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(PDF) 139 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L552CCU6PXXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
PDF  340 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(HTML) 139 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 135Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 136Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 137Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 138Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 139Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 140Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 141Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 142Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 143Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 139 / 340 page
background image
DS12737 Rev 6
139/340
STM32L552xx
Electrical characteristics
307
5.1.6
Power supply scheme
Figure 27. STM32L552xx and STM32L562xx power supply overview
MSv62917V1
VDDIO2
VDD
IO
logic
Kernel logic
(CPU, Digital
& Memories)
Backup circuitry
(LSE, RTC,
Backup registers)
IN
OUT
Regulator
GPIOs
1.55 – 3.6 V
IN
OUT
GPIOs
n x 100 nF
+1 x 4.7 μF
m x100 nF
IO
logic
+4.7 μF
m x VDDIO2
m x VSS
n x VSS
n x VDD
VBAT
VCORE
Power switch
VDDIO2
VDDIO1
ADCs/
DACs/
OPAMPs/
COMPs/
VREFBUF
VREF+
VREF-
VDDA
10 nF
+1 μF
VDDA
VSSA
VREF
100 nF
+1 μF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com