công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM293A bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM293A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM293A bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button LM293A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 55 page
background image
Input Overdrive (mV)
5
10
100
1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
VS = 12V
VCM = 0V
CL = 15pF
RP = 5.1k
125°C
85°C
25°C
-40°C
Figure 7-32. High to Low Propagation Delay vs.
Input Overdrive Voltage, 12V
Input Overdrive (mV)
5
10
100
1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
VS = 12V
VCM = 0V
CL = 15pF
RP = 5.1k
125°C
85°C
25°C
-40°C
Figure 7-33. Low to High Propagation Delay vs.
Input Overdrive Voltage, 12V
Input Overdrive (mV)
5
10
100
1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
VS = 36V
VCM = 0V
CL = 15pF
RP = 5.1k
125°C
85°C
25°C
-40°C
Figure 7-34. High to Low Propagation Delay vs.
Input Overdrive Voltage, 36V
Input Overdrive (mV)
5
10
100
1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
VS = 36V
VCM = 0V
CL = 15pF
RP = 5.1k
125°C
85°C
25°C
-40°C
Figure 7-35. Low to High Propagation Delay vs.
Input Overdrive Voltage, 36V
Time (Ps)
-0.1
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1
1.1
-1
0
1
2
3
4
5
6
VREF = VCC/2
20mV Overdrive
5mV
Overdrive
100mV
Overdrive
Figure 7-36. Response Time for Various
Overdrives, High-to-Low Transition
Time (Ps)
-0.1
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1
1.1
-1
0
1
2
3
4
5
6
20mV Overdrive
5mV Overdrive
100mV
Overdrive
VREF = VCC/2
Figure 7-37. Response Time for Various
Overdrives, Low-to-High Transition
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AD – OCTOBER 1979 – REVISED OCTOBER 2020
www.ti.com
18
Submit Document Feedback
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com