công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM293A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM293A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM293A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  LM293A Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 55 page
background image
6 Pin Configuration and Functions
1
2
3
4
8
7
6
5
1OUT
1IN−
1IN+
GND
VCC
2OUT
2IN−
2IN+
Figure 6-1. D, DGK, JG, P, PS, DDF or PW Package 8-Pin SOIC, VSSOP, PDIP, SO, or TSSOP Top View
1
1OUT
8
V+
2
1IN±
7
2OUT
3
1IN+
6
2IN±
4
GND
5
2IN+
Exposed
Thermal
Die Pad
on
Underside
Connect thermal pad directly to GND pin.
Figure 6-2. DSG Package 8-Pin WSON With Exposed Pad Top View
Table 6-1. Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NAME
SOIC, VSSOP,
PDIP, SO, DDF and
TSSOP
DSG
1OUT
1
1
Output
Output pin of comparator 1
1IN–
2
2
Input
Negative input pin of comparator 1
1IN+
3
3
Input
Positive input pin of comparator 1
GND
4
4
—
Ground
2IN+
5
5
Input
Positive input pin of comparator 2
2IN-
6
6
Input
Negative input pin of comparator 2
2OUT
7
7
Output
Output pin of comparator 2
VCC
8
8
—
Positive Supply
Thermal
Pad
—
PAD
—
Connect directly to GND pin
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AD – OCTOBER 1979 – REVISED OCTOBER 2020
www.ti.com
4
Submit Document Feedback
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com