công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM293A bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM293A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM293A bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Texas Instruments

Back Button LM293A Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 55 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
6.6
6.2
1.2 MAX
6X 0.65
8X 0.30
0.19
2X
1.95
0.15
0.05
(0.15) TYP
0 - 8
0.25
GAGE PLANE
0.75
0.50
A
NOTE 3
3.1
2.9
B
NOTE 4
4.5
4.3
4221848/A 02/2015
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0008A
SMALL OUTLINE PACKAGE
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153, variation AA.
1
8
0.1
C A
B
5
4
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.800



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com