công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM293A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM293A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM293A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM293A Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 55 page
background image
7.6 Thermal Information: LM393B and LM2903B
THERMAL METRIC(1)
LM393B, LM2903B
UNIT
D
(SOIC)
PW
(TSSOP)
DGK
(VSSOP)
DDF
(SOT-23)
DSG
(WSON)
8 pin
8 pin
8 pin
8 pin
8 pins
RθJA
Junction-to-ambient thermal resistance
148.5
200.6
193.7
197.9
96.9
°C/W
RθJC(top) Junction-to-case (top) thermal resistance
90.2
89.6
82.9
119.2
119.0
°C/W
RθJB
Junction-to-board thermal resistance
91.8
131.3
115.5
115.4
63.1
°C/W
ψJT
Junction-to-top characterization parameter
38.5
22.1
20.8
19.4
12.4
°C/W
ψJB
Junction-to-board characterization parameter
91.1
129.6
113.9
113.7
63.0
°C/W
RθJC(bot) Junction-to-case (bottom) thermal resistance
-
-
-
-
37.8
°C/W
(1)
For more information about traditional and new thermal metrics, see the Semiconductor and IC Package Thermal Metrics application
report.
7.7 Electrical Characteristics LM393B
VS = 5 V, VCM = (V–) ; TA = 25°C (unless otherwise noted).
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VIO
Input offset voltage
VS = 5 to 36V
–2.5
±0.37
2.5
mV
VS = 5 to 36V, TA = –40°C to +85°C
–4
4
IB
Input bias current
–3.5
–25
nA
TA = –40°C to +85°C
–50
nA
IOS
Input offset current
–10
±0.5
10
nA
TA = –40°C to +85°C
–25
25
nA
VCM
Common mode range
VS = 3 to 36V
(V–)
(V+) – 1.5
V
VCM
Common mode range
VS = 3 to 36V, TA = –40°C to +85°C
(V–)
(V+) – 2.0
V
AVD
Large signal differential voltage
amplification
VS = 15V, VO = 1.4V to 11.4V;
RL ≥ 15k to (V+)
50
200
V/mV
VOL
Low level output Voltage {swing
from (V–)}
ISINK ≤ 4mA, VID = -1V
110
400
mV
ISINK ≤ 4mA, VID = -1V
TA = –40°C to +85°C
550
mV
IOH-LKG
High-level output leakage current
(V+) = VO = 5 V; VID = 1V
0.1
20
nA
(V+) = VO = 36V; VID = 1V
0.3
50
nA
IOL
Low level output current
VOL = 1.5V; VID = -1V; VS = 5V
6
21
mA
IQ
Quiescent current (all comparators)
VS = 5 V, no load
400
600
µA
VS = 36 V, no load, TA = –40°C to +85°C
550
800
µA
www.ti.com
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AD – OCTOBER 1979 – REVISED OCTOBER 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
7
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com