công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM78P372KSS20 bảng dữ liệu(PDF) 104 Page - ELAN Microelectronics Corp

tên linh kiện EM78P372KSS20
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT Microcontroller
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMC [ELAN Microelectronics Corp]
Trang chủ  http://www.emc.com.tw
Logo EMC - ELAN Microelectronics Corp

EM78P372KSS20 bảng dữ liệu(HTML) 104 Page - ELAN Microelectronics Corp

Back Button EM78P372KSS20 Datasheet HTML 100Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P372KSS20 Datasheet HTML 101Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P372KSS20 Datasheet HTML 102Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P372KSS20 Datasheet HTML 103Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P372KSS20 Datasheet HTML 104Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P372KSS20 Datasheet HTML 105Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P372KSS20 Datasheet HTML 106Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P372KSS20 Datasheet HTML 107Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P372KSS20 Datasheet HTML 108Page - ELAN Microelectronics Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 104 / 118 page
background image
EM78P372K
8-bit Microcontroller
96
Product Specification (V1.4) 05.11.2016
(This specification is subject to change without prior notice)
10
AC Electrical Characteristics
Ta=-40 to 85C, VDD=5V
 5%, VSS=0V
Symbol
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Dclk
Input CLK duty cycle
–
45
50
55
%
Tins
Instruction cycle time
(CLKS="0")
Crystal type
125
–
DC
ns
RC type
–
16
 30%
–
ns
Ttcc
TCC input time period
–
–
WSTO +
510/Fm
–
ns
Tdrh
Device reset hold time
Ta = 25
C
–
WSTO + 8/Fs
–
ms
Trst
/RESET pulse width
Ta = 25
C
–
WSTO + 8/Fm
–
ns
Twdt
Watchdog timer duration
Ta = 25
C
–
WSTO + 8/Fs
–
ms
Tset
Input pin setup time
–
–
1
s
–
ns
Thold
Input pin hold time
–
–
1
s
–
ns
Tdelay
Output pin delay time
Cload=20pF
–
16
 30%
–
ns
Tdrc
ERC delay time
Ta = 25C
–
20
–
ns
Note: 1. WSTO: The waiting time of Start-to-Oscillation
2. These parameters are hypothetical (not tested) and are provided for design reference
only.
3. Data under Minimum, Typical, and Maximum (Min., Typ. and Max.) columns are based
on hypothetical results at 25
C. These data are for design reference use only.
*. Tpor and Twdt are 1630% ms at FSS0=1(16kHz), Ta=-40~85C, and VDD=2.1~5.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com